| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9803 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9803 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 126 page ![]() L9803 General description 9/126 Figure 1. L9803 Block Diagram 8-BIT CORE ALU OSCIN OSCOUT 10-bit ADC WATCHDOG OSC Internal CLOCK CONTROL ROM 16K PORT A PA0 -> PA7 OSC SAFEGUARD PORT B PB0 -> PB1 TIMER 1 TIMER 2 PWM 2 PWM 1 PWMI PWMO PWMO AD2 AD3 AD4 RAM 256B EEPROM 128B VCC VDD POWER SUPPLY VB2 PREREGULATOR AGND GND NRESET POWER BRIDGE VBR VBL PGND OUTR OUTL CAN CONTROLLER CAN TRANSCEIVER CAN_H CAN_L RX TX TEMP SENSOR PWMI TM VB1 |