| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD54008-E bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - STMicroelectronics |
|
20 / 29 page ![]() Common source s-parameter PD54008-E, PD54008S-E 20/29 Doc ID 12271 Rev 2 Table 15. S-parameter for PD54008S-E (VDS = 7.5 V IDS = 800 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.825 -171 10.81 84 0.017 -2 0.844 -172 100 0.871 -174 5.27 79 0.017 -8 0.846 -175 150 0.890 -176 3.54 74 0.017 -11 0.849 -176 200 0.901 -177 2.61 70 0.016 -15 0.857 -176 250 0.905 -177 2.04 64 0.016 -18 0.862 -176 300 0.910 -178 1.66 60 0.015 -22 0.871 -177 350 0.916 -178 1.38 55 0.014 -24 0.879 -177 400 0.922 -178 1.17 51 0.013 -27 0.891 -177 450 0.927 -179 1.00 47 0.012 -30 0.899 -177 500 0.935 -179 0.86 43 0.011 -32 0.908 -177 550 0.938 -180 0.75 40 0.010 -32 0.914 -178 600 0.944 -180 0.66 37 0.009 -35 0.925 -178 650 0.949 180 0.59 34 0.008 -33 0.926 -179 700 0.951 179 0.53 31 0.007 -33 0.932 -179 750 0.953 179 0.47 29 0.007 -32 0.937 -180 800 0.958 178 0.43 26 0.006 -28 0.944 -180 850 0.960 178 0.39 24 0.006 -25 0.940 180 900 0.961 178 0.36 22 0.005 -26 0.951 179 950 0.964 177 0.33 20 0.004 -19 0.950 179 1000 0.966 177 0.30 18 0.004 -17 0.947 178 1050 0.968 176 0.28 16 0.004 -7 0.954 178 1100 0.967 176 0.26 15 0.003 7 0.958 178 1150 0.968 176 0.24 13 0.003 14 0.958 178 1200 0.970 176 0.23 12 0.003 37 0.957 178 1250 0.971 175 0.22 10 0.003 45 0.974 177 1300 0.970 175 0.20 8 0.003 48 0.979 176 1350 0.973 174 0.19 7 0.003 59 0.963 176 1400 0.972 174 0.17 5 0.004 75 0.966 175 1450 0.970 174 0.16 4 0.004 88 0.961 175 1500 0.970 174 0.15 3 0.005 102 0.967 174 |