| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD54008-E bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 29 page ![]() Common source s-parameter PD54008-E, PD54008S-E 16/29 Doc ID 12271 Rev 2 7 Common source s-parameter Table 11. S-parameter for PD54008-E (VDS = 7.5 V IDS = 150 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.771 -164 7.80 86 0.036 -4 0.773 -164 100 0.819 -170 3.81 75 0.034 -14 0.786 -170 150 0.850 -172 2.47 65 0.033 -21 0.800 -171 200 0.865 -174 1.76 57 0.030 -28 0.826 -172 250 0.881 -175 1.32 50 0.028 -35 0.847 -172 300 0.896 -176 1.03 43 0.025 -39 0.867 -173 350 0.909 -176 0.82 38 0.023 -43 0.886 -174 400 0.921 -177 0.67 33 0.021 -46 0.897 -175 450 0.930 -178 0.56 29 0.018 -51 0.912 -176 500 0.939 -179 0.47 24 0.016 -52 0.924 -177 550 0.944 179 0.40 21 0.014 -53 0.930 -178 600 0.952 179 0.35 18 0.013 -56 0.938 -179 650 0.956 178 0.30 15 0.011 -55 0.943 180 700 0.960 177 0.27 13 0.009 -54 0.949 179 750 0.961 176 0.24 10 0.008 -54 0.952 179 800 0.963 175 0.21 8 0.007 -51 0.955 178 850 0.966 174 0.19 6 0.006 -49 0.960 177 900 0.967 174 0.17 4 0.004 -34 0.964 176 950 0.968 173 0.16 3 0.004 -34 0.964 175 1000 0.969 172 0.14 1 0.003 -28 0.962 175 1050 0.972 171 0.13 0 0.003 -6 0.969 174 1100 0.970 171 0.12 -1 0.002 7 0.967 173 1150 0.969 170 0.11 -2 0.003 25 0.963 173 1200 0.971 169 0.10 -3 0.003 49 0.966 172 1250 0.970 169 0.10 -4 0.005 58 0.969 172 1300 0.970 168 0.09 -5 0.005 61 0.969 171 1350 0.970 167 0.09 -6 0.006 68 0.966 170 1400 0.969 167 0.08 -6 0.006 70 0.965 169 1450 0.967 166 0.07 -7 0.007 79 0.965 169 1500 0.963 166 0.07 -8 0.008 92 0.964 168 |