| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD54008-E bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 29 page ![]() PD54008-E, PD54008S-E Common source s-parameter Doc ID 12271 Rev 2 19/29 Table 14. S-parameter for PD54008S-E (VDS = 7.5 V IDS = 150 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.760 -161 9.32 84 0.034 -3 0.743 -160 100 0.810 -167 4.44 72 0.003 -16 0.761 -166 150 0.838 -169 2.86 63 0.031 -24 0.783 -167 200 0.862 -171 2.01 56 0.028 -31 0.817 -168 250 0.881 -172 1.50 48 0.026 -38 0.845 -169 300 0.900 -173 1.16 42 0.023 -43 0.866 -170 350 0.916 -174 0.92 37 0.021 -47 0.888 -171 400 0.927 0 0.75 32 0.019 -51 0.906 -172 450 0.938 -175 0.61 28 0.017 -54 0.918 -173 500 0.945 -176 0.52 25 0.015 -56 0.932 -174 550 0.952 -177 0.44 22 0.013 -59 0.940 -175 600 0.957 -178 0.38 19 0.012 -60 0.950 -176 650 0.963 -178 0.33 16 0.011 -61 0.951 -176 700 0.965 -179 0.29 14 0.009 -60 0.958 -177 750 0.968 -180 0.25 12 0.008 -63 0.960 -178 800 0.973 180 0.23 10 0.007 -65 0.962 -178 850 0.973 179 0.20 9 0.006 -65 0.961 -179 900 0.974 179 0.18 7 0.005 -55 0.971 -180 950 0.976 178 0.17 5 0.005 -58 0.970 180 1000 0.979 178 0.15 4 0.003 -58 0.967 179 1050 0.981 177 0.14 3 0.002 -50 0.970 179 1100 0.978 177 0.13 2 0.002 -36 0.974 178 1150 0.979 177 0.12 1 0.001 -16 0.975 179 1200 0.980 176 0.11 0 0.001 36 0.973 179 1250 0.981 176 0.10 -1 0.001 49 0.990 178 1300 0.981 175 0.10 -3 0.002 60 0.994 176 1350 0.981 175 0.09 -3 0.002 92 0.976 176 1400 0.980 175 0.08 -4 0.002 98 0.977 176 1450 0.977 174 0.08 -4 0.004 110 0.975 175 1500 0.977 174 0.07 -4 0.005 118 0.978 175 |