| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
PD54008-E bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD54008-E bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 29 page ![]() PD54008-E, PD54008S-E Common source s-parameter Doc ID 12271 Rev 2 17/29 Table 12. S-parameter PD54008-E (VDS = 7.5 V IDS = 800 mA) Freq (MHz) IS11I S11.F IS21I S21.F IS12I S12.F IS22I S22.F 50 0.837 -173 8.92 84 0.017 -2 0.867 -174 100 0.882 -176 4.35 79 0.017 -7 0.870 -177 150 0.902 -178 3.00 75 0.017 -8 0.868 -178 200 0.909 -179 2.17 71 0.016 -12 0.876 -178 250 0.912 -180 1.71 66 0.016 -14 0.878 -179 300 0.918 180 1.40 61 0.015 -16 0.884 -179 350 0.920 179 1.17 57 0.014 -18 0.890 -180 400 0.925 179 1.00 52 0.013 -19 0.893 -180 450 0.928 178 0.86 48 0.013 -21 0.902 180 500 0.932 177 0.75 44 0.012 -22 0.911 179 550 0.935 177 0.66 41 0.011 -20 0.914 179 600 0.939 176 0.59 38 0.01 -22 0.920 178 650 0.944 175 0.53 34 0.009 -17 0.924 178 700 0.947 175 0.47 32 0.008 -13 0.927 177 750 0.946 174 0.43 29 0.008 -12 0.932 177 800 0.951 174 0.39 26 0.007 -9 0.933 176 850 0.953 173 0.36 24 0.007 -4 0.939 175 900 0.954 172 0.33 22 0.006 6 0.942 175 950 0.955 172 0.30 19 0.006 9 0.944 174 1000 0.958 171 0.28 17 0.006 15 0.943 174 1050 0.958 170 0.26 15 0.005 23 0.950 173 1100 0.957 170 0.24 13 0.006 31 0.947 173 1150 0.959 169 0.23 11 0.006 40 0.946 172 1200 0.969 169 0.21 10 0.006 46 0.950 172 1250 0.961 168 0.20 8 0.007 50 0.953 171 1300 0.960 167 0.19 5 0.008 51 0.954 171 1350 0.958 167 0.18 3 0.008 54 0.951 170 1400 0.959 166 0.16 1 0.008 61 0.950 169 1450 0.958 166 0.15 1 0.009 67 0.951 169 1500 0.953 165 0.14 0 0.009 80 0.950 168 |