công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62E60CF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCUs with A/D converter, safe reset, auto-reload timer, EEPROM and SPI
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62E60CF1 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 83 page
background image
78/83
ST6253C ST6263C ST6263B ST6260C ST6260B
8.3 ROM VERSIONS
Table 1. ROM Version Ordering Information
The ST6253C, ST6260B and ST6263B are mask
programmed
ROM
versions
of
ST62T53C,
ST6260B and ST62T63C OTP devices.
They offer the same functionality as OTP devices,
selecting as ROM options the options defined in
the programmable option byte of the OTP version,
except the LVD & OSG options that are not availa-
ble on the ST6260B/63B ROM device.
Sales Type
ROM (Bytes)
EEPROM (Bytes)
Temperature Range
Package
ST6253CB1/XXX
ST6253CB6/XXX
ST6253CB3/XXX
1836
-
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PDIP20
ST6253CM1/XXX
ST6253CM6/XXX
ST6253CM3/XXX
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PSO20
ST6260BB1/XXX
ST6260BB6/XXX
ST6260BB3/XXX
3884
128
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PDIP20
ST6260BM1/XXX
ST6260BM6/XXX
ST6260BM3/XXX
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PSO20
ST6263BB1/XXX
ST6263BB6/XXX
ST6263BB3/XXX
1836
64
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PDIP20
ST6263BM1/XXX
ST6263BM6/XXX
ST6263BM3/XXX
0 to + 70°C
-40 to + 85°C
-40 to + 125°C
PSO20



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com