công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62E60CF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCUs with A/D converter, safe reset, auto-reload timer, EEPROM and SPI
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62E60CF1 Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 83 page
background image
69/83
ST6253C ST6263C ST6263B ST6260C ST6260B
Figure 37. Vol versus Iol on all I/O port at Vdd=5V
Figure 38. Vol versus Iol on all I/O port at T=25°C
Figure 39. Vol versus Iol for High sink (30mA) I/Oports at T=25°C
0
10
203040
0
2
4
6
8
Iol (mA)
T = -40°C
T = 25°C
T = 95°C
T = 125°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
0
10203040
0
2
4
6
8
Iol (mA)
Vdd = 3.0V
Vdd = 4.0V
Vdd = 5.0V
Vdd = 6.0V
This curves represents typical variations and is given for guidance only
0
10203040
0
1
2
3
4
5
Iol (mA)
Vdd = 3.0V
Vdd = 4.0V
Vdd = 5.0V
Vdd = 6.0V
This curves represents typical variations and is given for guidance only



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com