công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST62E60CF1
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit MCUs with A/D converter, safe reset, auto-reload timer, EEPROM and SPI
PDF  83 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST62E60CF1 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics

Back Button ST62E60CF1 Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics ST62E60CF1 Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 83 page
background image
71/83
ST6253C ST6263C ST6263B ST6260C ST6260B
Figure 43. Idd WAIT versus VDD at 8 Mhz for OTP devices
Figure 44. Idd STOP versus VDD for OTP devices
Figure 45. Idd STOP versus VDD for ROM devices
This curves represents typical variations and is given for guidance only
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Vdd
3V
4V
5V
6V
T = -40°C
T = 25°C
T = 95°C
T = 125°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
-2
0
2
4
6
8
Vdd
3V
4V
5V
6V
T = -40°C
T = 25°C
T = 95°C
T = 125°C
This curves represents typical variations and is given for guidance only
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
Vdd
3V
4V
5V
6V
T = -40°C
T = 25°C
T = 95°C
T = 125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com