công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RH5RL37AC-RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOLTAGE REGULATOR
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - RICOH electronics devices division

Back Button RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 10Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 11Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 12Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 13Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 14Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 15Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 16Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 17Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 18Page - RICOH electronics devices division  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
15
R
×5RL
R
×5RL50A
7) Dropout Voltage vs. Set Output Voltage
9) Line Transient Response (2)
8) Line Transient Response (1)
–40 –20
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Temperature Topt(˚C)
VIN=7.0V
020
40
60
80 100
01
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.1
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Set Output Voltage Vreg(V)
5mA
1mA
IOUT=10mA
01
2
3
4
4.0
5.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
IOUT=1mA
Time t(ms)
Output Voltage
Input Voltage
01
2
3
4
4.0
5.0
4.5
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
IOUT=10mA
Time t(ms)
Input Voltage
Output Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com