công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RH5RL37AC-RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOLTAGE REGULATOR
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - RICOH electronics devices division

Back Button RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 7Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 8Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 9Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 10Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 11Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 12Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 13Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 14Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 15Page - RICOH electronics devices division Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
R
×5RL
10
OPERATION
Output Voltage VOUT divided at the node between
Registers R1 and R2 is compared with Reference Voltage
by Error Amplifier, so that a constant voltage is output.
TEST CIRCUITS
FIG. 2 Test Circuit
FIG. 3 Quiescent Current Test Circuit
FIG. 4 Line Transient Response Test Circuit
FIG. 1 Brock Diagram
GND
GND
VIN
+
–
Error Amplifire
VOUT
R2
R1
Vref
CI
1µF
Co
1µF
VIN
GND
R
×5RL
SERIES
VOUT
IOUT
VOUT
VIN
+
+
Ro
Co
0.1µF
P.G
GND
R
×5RL
SERIES
VOUT
VOUT
VIN
+
ISS
CI
1µF
VIN
GND
R
×5RL
SERIES
VOUT
VIN
+



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com