công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - RICOH electronics devices division

tên linh kiện RH5RL37AC-RF
Giải thích chi tiết về linh kiện  VOLTAGE REGULATOR
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RICOH [RICOH electronics devices division]
Trang chủ  http://www.ricoh.com
Logo RICOH - RICOH electronics devices division

RH5RL37AC-RF bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - RICOH electronics devices division

Back Button RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 8Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 9Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 10Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 11Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 12Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 13Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 14Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 15Page - RICOH electronics devices division RH5RL37AC-RF Datasheet HTML 16Page - RICOH electronics devices division Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 18 page
background image
R
×5RL
11
R
×5RL30A
TYPICAL CHARACTERISTICS
1) Output Voltage vs. Output Current
R
×5RL30A
R
×5RL40A
R
×5RL50A
2) Output Voltage vs. Input Voltage
R
×5RL30A
Output Current IOUT(mA)
2.7
2.8
2.9
3.1
3.0
VIN=5.0V
0
20
40
60
80 100 120 140
Topt=
−40˚C
85˚C
25˚C
Output Current IOUT(mA)
050
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
VIN=7.0V
100
150
200
85˚C
25˚C
Topt=
−40˚C
2.5
3.0
3.5
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
IOUT=1mA
Topt=25˚C
Input Voltage VIN(V)
5mA
10mA
Output Current IOUT(mA)
0
3.7
3.8
3.9
4.1
4.0
VIN=6.0V
20 40 60 80 100 120 140 160 180
Topt=
−40˚C
85˚C
25˚C
34
5
6
7
8
9
10
2.95
2.96
2.97
2.98
2.99
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
Input Voltage VIN(V)
IOUT=1mA
Topt=25˚C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com