công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F707T-I/ML bảng dữ liệu(PDF) 149 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F707T-I/ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  40/44-Pin, Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP and mTouch??Technology
PDF  284 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F707T-I/ML bảng dữ liệu(HTML) 149 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 145Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 146Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 147Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 148Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 149Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 151Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 153Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 149 / 284 page
background image
 2010 Microchip Technology Inc.
Preliminary
DS41418A-page 149
PIC16F707/PIC16LF707
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
—
—
—
—
—
—
—
300
0.16
207
1200
—
—
—
1202
0.16
207
1200
0.00
191
1202
0.16
51
2400
2404
0.16
207
2404
0.16
103
2400
0.00
95
2404
0.16
25
9600
9615
0.16
51
9615
0.16
25
9600
0.00
23
—
—
—
10417
10417
0.00
47
10417
0.00
23
10473
0.53
21
10417
0.00
5
19.2k
19231
0.16
25
19.23k
0.16
12
19.2k
0.00
11
—
—
—
57.6k
55556
-3.55
8
—
—
—
57.60k
0.00
3
—
—
—
115.2k
—
—
—
—
—
—
115.2k
0.00
1
—
—
—
TABLE 18-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com