công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F707T-I/ML bảng dữ liệu(PDF) 148 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F707T-I/ML
Giải thích chi tiết về linh kiện  40/44-Pin, Flash Microcontrollers with nanoWatt XLP and mTouch??Technology
PDF  284 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F707T-I/ML bảng dữ liệu(HTML) 148 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 144Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 145Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 146Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 147Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 148Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 149Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 150Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 151Page - Microchip Technology PIC16F707T-I/ML Datasheet HTML 152Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 148 / 284 page
background image
PIC16F707/PIC16LF707
DS41418A-page 148
Preliminary
 2010 Microchip Technology Inc.
TABLE 18-5:
BAUD RATES FOR ASYNCHRONOUS MODES
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 16.0000 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
—
—
—
—
—
—
——
—
——
—
1200
1221
1.73
255
1200
0.00
239
1201
0.08
207
1200
0.00
143
2400
2404
0.16
129
2400
0.00
119
2403
0.16
103
2400
0.00
71
9600
9470
-1.36
32
9600
0.00
29
9615
0.16
25
9600
0.00
17
10417
10417
0.00
29
10286
-1.26
27
10416
-0.01
23
10165
-2.42
16
19.2k
19.53k
1.73
15
19.20k
0.00
14
19.23k
0.16
12
19.20k
0.00
8
57.6k
—
—
—
57.60k
0.00
7
——
—
57.60k
0.00
2
115.2k
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 0
FOSC = 8.000 MHz
FOSC = 4.000 MHz
FOSC = 3.6864 MHz
FOSC = 1.000 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
—
—
—
300
0.16
207
300
0.00
191
300
0.16
51
1200
1202
0.16
103
1202
0.16
51
1200
0.00
47
1202
0.16
12
2400
2404
0.16
51
2404
0.16
25
2400
0.00
23
—
—
—
9600
9615
0.16
12
—
—
—
9600
0.00
5
—
—
—
10417
10417
0.00
11
10417
0.00
5
—
—
—
—
—
—
19.2k
—
—
—
—
—
—
19.20k
0.00
2
—
—
—
57.6k
—
—
—
—
—
—
57.60k
0.00
0
—
—
—
115.2k
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
BAUD
RATE
SYNC = 0, BRGH = 1
FOSC = 20.000 MHz
FOSC = 18.432 MHz
FOSC = 16.0000 MHz
FOSC = 11.0592 MHz
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
Actual
Rate
%
Error
SPBRG
value
(decimal)
300
——
—
—
—
—
——
—
—
—
—
1200
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2400
—
—
—
—
—
—
—
—
—
——
—
9600
9615
0.16
129
9600
0.00
119
9615
0.16
103
9600
0.00
71
10417
10417
0.00
119
10378
-0.37
110
10417
0.00
95
10473
0.53
65
19.2k
19.23k
0.16
64
19.20k
0.00
59
19.23k
0.16
51
19.20k
0.00
35
57.6k
56.82k
-1.36
21
57.60k
0.00
19
58.8k
2.12
16
57.60k
0.00
11
115.2k
113.64k
-1.36
10
115.2k
0.00
9
—
—
—
115.2k
0.00
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com