công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

10HSI-S008-R0-C bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Hirose Electric

tên linh kiện 10HSI-S008-R0-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  IT3 Mezzanine Connector (32mm)
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HIROSE [Hirose Electric]
Trang chủ  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

10HSI-S008-R0-C bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Hirose Electric

Back Button 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 47Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 48Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 49Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 50Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 51Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 52Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 53Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 54Page - Hirose Electric 10HSI-S008-R0-C Datasheet HTML 55Page - Hirose Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 71 page
background image
Signal Integrity Report – IT3 (32mm)
Page 51
Figure 82 W-element models (in per meter) of Figure 81
Figure 83 S parameters of 6" PCB trace.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com