công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện H5PS2G83AFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2Gb DDR2 SDRAM
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Hynix Semiconductor

Back Button H5PS2G83AFR Datasheet HTML 18Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 19Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 20Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 21Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 22Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 23Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 24Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 25Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 26Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 40 page
background image
Rev. 0.1 / November 2008
22
H5PS2G43AFR
H5PS2G83AFR
Timing Parameters by Speed Grade
Parameter
Symbol
DDR2-667
DDR2-800
Unit
Note
min
max
min
max
DQ output access time from CK/CK
tAC
-450
+450
-400
+400
ps
40
DQS output access time from CK/CK
tDQSCK
-400
+400
-350
+350
ps
40
CK HIGH pulse width
tCH(avg)
0.48
0.52
0.48
0.52
tCK(av
g)
35,36
CK LOW pulse width
tCL(avg)
0.48
0.52
0.48
0.52
tCK(av
g)
35,36
CK half period
tHP
min(tCL(ab
s),
tCH(abs))
-
min(tCL(ab
s),
tCH(abs))
-
ps
37
Clock cycle time, CL=x
tCK(avg)
3000
8000
2500
8000
ps
35,36
DQ and DM input setup time
tDS(base)
100
-
50
-
ps
6,7,8,20,28,
31
DQ and DM input hold time
tDH(base
)
175
-
125
-
ps
6,7,8,21,28,
31
Control & Address input pulse width for each
input
tIPW
0.6
-
0.6
-
tCK(av
g)
DQ and DM input pulse width for each input
tDIPW
0.35
-
0.35
-
tCK(av
g)
Data-out high-impedance time from CK/CK
tHZ
-
tAC max
-
tAC max
ps
18,40
DQS low-impedance time from CK/CK
tLZ(DQS)
tAC min
tAC max
tAC min
tAC max
ps
18,40
DQ low-impedance time from CK/CK
tLZ(DQ)
2*tAC min
tAC max
2*tAC min
tAC max
ps
18,40
DQS-DQ skew for DQS and associated DQ
signals
tDQSQ
-
240
-
200
ps
13
DQ hold skew factor
tQHS
-
340
-
300
ps
38
DQ/DQS output hold time from DQS
tQH
tHP - tQHS
-
tHP - tQHS
-
ps
39
First DQS latching transition to associated
clock edge
tDQSS
- 0.25
+ 0.25
- 0.25
+ 0.25
tCK(av
g)
30
DQS input HIGH pulse width
tDQSH
0.35
-
0.35
-
tCK(av
g)
DQS input LOW pulse width
tDQSL
0.35
-
0.35
-
tCK(av
g)
DQS falling edge to CK setup time
tDSS
0.2
-
0.2
-
tCK(av
g)
30
DQS falling edge hold time from CK
tDSH
0.2
-
0.2
-
tCK(av
g)
30
Mode register set command cycle time
tMRD
2
-
2
-
tCK(av
g)
Write preamble
tWPRE
0.35
-
0.35
-
tCK(av
g)
Write recovery time
tWR
15
-15
-
ns
32
Auto precharge write recovery + precharge
time
tDAL
WR+tnRP
-
WR+tnRP
-
nCK
33
Four Active Window for 1KB page size
products
tFAW
37.5
-
35
-
ns
32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com