công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện H5PS2G83AFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2Gb DDR2 SDRAM
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Hynix Semiconductor

Back Button H5PS2G83AFR Datasheet HTML 15Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 16Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 17Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 18Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 19Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 20Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 21Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 22Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 23Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 40 page
background image
Rev. 0.1 / November 2008
19
H5PS2G43AFR
H5PS2G83AFR
IDD Testing Parameters
For purposes of IDD testing, the following parameters are to be utilized.
Detailed IDD7
The detailed timings are shown below for IDD7. Changes will be required if timing parameter changes are made to the
specification.
Legend: A = Active; RA = Read with Autoprecharge; D = Deselect
IDD7: Operating Current: All Bank Interleave Read operation
All banks are being interleaved at minimum tRC(IDD) without violating tRRD(IDD) and tFAW (IDD) using a burst length
of 4. Control and address bus inputs are STABLE during DESELECTs. IOUT = 0mA
Timing Patterns for 4 bank devices x4/ x8/ x16
-DDR2-400 4/4/4: A0 RA0 A1 RA1 A2 RA2 A3 RA3 D D D D D
-DDR2-400 3/3/3: A0 RA0 A1 RA1 A2 RA2 A3 RA3 D D D D
-DDR2-533 4/4/4: A0 RA0 D A1 RA1 D A2 RA2 D A3 RA3 D D D D D
-DDR2-533 3/3/3: A0 RA0 D A1 RA1 D A2 RA2 D A3 RA3 D D D D
-DDR2-667 5/5/5: A0 RA0 D D A1 RA1 D D A2 RA2 D D A3 RA3 D D D D D D
-DDR2-667 4/4/4: A0 RA0 D D A1 RA1 D D A2 RA2 D D A3 RA3 D D D D D
-DDR2-800 6/6/6: A0 RA0 D D A1 RA1 D D A2 RA2 D D A3 RA3 D D D D D D D D D D
-DDR2-800 5/5/5: A0 RA0 D D A1 RA1 D D A2 RA2 D D A3 RA3 D D D D D D D D D
-DDR2-800 4/4/4: A0 RA0 D D A1 RA1 D D A2 RA2 D D A3 RA3 D D D D D D D D
Timing Patterns for 8 bank devices x4/8
-DDR2-400 all bins: A0 RA0 A1 RA1 A2 RA2 A3 RA3 A4 RA4 A5 RA5 A6 RA6 A7 RA7
-DDR2-533 all bins: A0 RA0 A1 RA1 A2 RA2 A3 RA3 D D A4 RA4 A5 RA5 A6 RA6 A7 RA7 D D
-DDR2-667 all bins: A0 RA0 D A1 RA1 D A2 RA2 D A3 RA3 D D A4 RA4 D A5 RA5 D A6 RA6 D A7 RA7 D D
-DDR2-800 all bins: A0 RA0 D A1 RA1 D A2 RA2 D A3 RA3 D D D A4 RA4 D A5 RA5 D A6 RA6 D A7 RA7 D D D
DDR2-800
DDR2-667
Parameter
5-5-5
6-6-6
5-5-5
Units
CL(IDD)
5
6
5
tCK
tRCD(IDD)
12.5
15
15
ns
tRC(IDD)
57.5
60
60
ns
tRRD(IDD)-x4/x8
7.5
7.5
7.5
ns
tRRD(IDD)-x16
10
10
10
ns
tCK(IDD)
2.5
2.5
3
ns
tRASmin(IDD)
45
45
45
ns
tRASmax(IDD)
70000
70000
70000
ns
tRP(IDD)
12.5
15
15
ns
tRFC(IDD)-256Mb
75
75
75
ns
tRFC(IDD)-512Mb
105
105
105
ns
tRFC(IDD)-1Gb
127.5
127.5
127.5
ns
tRFC(IDD)-2Gb
197.5
197.5
197.5
ns
tRFC(IDD)-4Gb
327.5
327.5
327.5
327.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com