công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Hynix Semiconductor

tên linh kiện H5PS2G83AFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2Gb DDR2 SDRAM
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HYNIX [Hynix Semiconductor]
Trang chủ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

H5PS2G83AFR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Hynix Semiconductor

Back Button H5PS2G83AFR Datasheet HTML 5Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 6Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 7Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 8Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 9Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 10Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 11Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 12Page - Hynix Semiconductor H5PS2G83AFR Datasheet HTML 13Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 40 page
background image
Rev. 0.1 / November 2008
9
H5PS2G43AFR
H5PS2G83AFR
-Continued-
PIN
TYPE
DESCRIPTION
NC
No Connect: No internal electrical connection is present.
VDDQ
Supply
DQ Power Supply: 1.8V +/- 0.1V
VSSQ
Supply
DQ Ground
VDDL
Supply
DLL Power Supply: 1.8V +/- 0.1V
VSSDL
Supply
DLL Ground
VDD
Supply
Power Supply: 1.8V +/- 0.1V
VSS
Supply
Ground
VREF
Supply
Reference voltage.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com