công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25DF161 bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT25DF161
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Megabit 2.7-volt Minimum SPI Serial Flash Memory
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT25DF161 bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT25DF161 Datasheet HTML 52Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 53Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 54Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 55Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 56Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 57Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 58Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 59Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 60Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 60 page
background image
57
3687C–DFLASH–7/09
AT25DF161 [Preliminary]
18.2 8S1 – JEDEC SOIC
1150 E. Cheyenne Mtn. Blvd.
Colorado Springs, CO 80906
TITLE
DRAWING NO.
R
REV.
Note:
3/17/05
8S1, 8-lead (0.150" Wide Body), Plastic Gull Wing
Small Outline (JEDEC SOIC)
8S1
C
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
A1
0.10
–
0.25
These drawings are for general information only. Refer to JEDEC Drawing MS-012, Variation AA for proper dimensions, tolerances, datums, etc.
Ø
Ø
E
E
1
1
N
N
TOP VIEW
C
C
E1
E1
END VIEW
A
A
b
b
L
L
A1
A1
e
e
D
D
SIDE VIEW



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com