công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25DF161 bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT25DF161
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Megabit 2.7-volt Minimum SPI Serial Flash Memory
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT25DF161 bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT25DF161 Datasheet HTML 52Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 53Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 54Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 55Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 56Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 57Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 58Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 59Page - ATMEL Corporation AT25DF161 Datasheet HTML 60Page - ATMEL Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 60 page
background image
56
3687C–DFLASH–7/09
AT25DF161 [Preliminary]
18. Packaging Information
18.1 8MA1 – UDFN
TITLE
DRAWING NO.
GPC
REV.
Package Drawing Contact:
packagedrawings@atmel.com
8MA1
YFG
D
8MA1, 8-pad (5 x 6 x 0.6 mm Body), Thermally
Enhanced Plastic Ultra Thin Dual Flat No Lead
Package (UDFN)
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
NOTE
A
0.45
0.55
0.60
A1
0.00
0.02
0.05
b
0.35
0.40
0.48
C
0.152 REF
D
4.90
5.00
5.10
D2
3.80
4.00
4.20
E
5.90
6.00
6.10
E2
3.20
3.40
3.60
e
1.27
L
0.50
0.60
0.75
y
0.00
–
0.08
K
0.20
–
–
4/15/08
Pin 1 ID
TOP VIEW
E
D
A1
A
SIDE VIEW
y
C
BOTTOM VIEW
E2
D2
L
b
e
1
2
3
4
8
7
6
5
Pin #1 Notch
(0.20 R)
0.45
K
Pin #1
Chamfer
(C 0.35)
Option A
(Option B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com