công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 77 page
background image
Electrical parameters
STM8L101xx
46/77
Doc ID 15275 Rev 7
Figure 17.
Typical HSI accuracy at VDD = 3 V vs temperature
Figure 18.
Typical HSI accuracy at VDD = 1.65 V to 3.6 V vs temperature
Low speed internal RC oscillator (LSI)
Table 23.
LSI oscillator characteristics (1)
1.
VDD = 1.65 V to 3.6 V, TA = -40 to 125 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fLSI
Frequency
26
38
56
kHz
tsu(LSI)
LSI oscillator wakeup time
-
TBD
-
µs
fdrift(LSI)
LSI oscillator frequency
drift(2)
2.
For each individual part, this value is the frequency drift from the initial measured frequency.
0 °C
≤TA ≤ 85°C
-12
-
11
%
ai17021
-5.0%
-4.5%
-4.0%
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Temperature (°C)
3V min
3V typical
3V max
ai17019
-5.0%
-4.5%
-4.0%
-3.5%
-3.0%
-2.5%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 110 120 130 140
Temperature (°C)
Min 1.65V-3.6V
Max 1.65V-3.6V
3V typical



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com