công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 52Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 53Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 77 page
background image
STM8L101xx
Electrical parameters
Doc ID 15275 Rev 7
53/77
Figure 24.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (standard
ports)
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (standard
ports)
ai17005
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
0
5
10
15
20
25
I
OL [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C
TB
D
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
01
2345
67
I
OL [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C
ai17004
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 3.0 V (true open
drain ports)
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 1.8 V (true open
drain ports)
ai17003
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
01
234
5
6
I
OL [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C
TB
D
ai17002
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
00.5
11.5
2
2.5
3
I
OL [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C
Figure 28.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.0 V
(standard ports)
Figure 29.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 1.8 V
(standard ports)
ai17001
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
02
46
8
10
12
14
16
18
20
22
24
I
OH [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0123
4
56
I
OH [mA]
-40°C
25°C
85°C
125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com