công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 45 / 77 page
background image
STM8L101xx
Electrical parameters
Doc ID 15275 Rev 7
45/77
9.3.4
Clock and timing characteristics
Internal clock sources
Subject to general operating conditions for VDD, and TA.
High speed internal RC oscillator (HSI)
Figure 16.
Typical HSI frequency vs VDD @ 4 temperatures
Table 22.
HSI oscillator characteristics (1)
1.
VDD = 3.0 V, TA = -40 to 125 °C unless otherwise specified.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
fHSI
Frequency
VDD = 3.0 V
-
16
-
MHz
ACCHSI
Accuracy of HSI
oscillator (factory
calibrated)
VDD = 3.0 V, TA = 25 °C
-1(2)
2.
Further characterization results expected.
1(2)
%
VDD = 3.0 V, -10 °C ≤TA ≤ 85 °C
-2.5(2)
2(2)
%
VDD = 3.0 V, -10 °C ≤TA ≤ 125 °C
-4.5(2)
2(2)
%
VDD = 3.0 V, 0 °C ≤TA ≤ 55 °C
-1.5(2)(3)
3.
Data based on characterization results, not tested in production.
1.5(2)(3)
%
VDD = 3.0 V, -10 °C ≤TA ≤ 70 °C
-2(2)(3)
2(2)(3)
%
1.65 V
≤ VDD ≤ 3.6 V,
-40 °C
≤ TA ≤125 °C
-4.5(3)
3(3)
%
IDD(HSI)
HSI oscillator power
consumption
-
70
100(3)
µA
ai17013
15
15.2
15.4
15.6
15.8
16
16.2
16.4
16.6
16.8
17
1.65 1.8 1.95 2.1 2.25 2.4 2.55 2.7 2.85
3
3.15 3.3 3.45 3.6
V
DD [V]
-40°C
25°C
85°C
125°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com