công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM8L101F2T6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash, multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  77 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101F2T6TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM8L101F2T6TR Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 77 page
background image
Description
STM8L101xx
8/77
Doc ID 15275 Rev 7
All STM8L low power products are based on the same architecture with the same memory
mapping and a coherent pinout.
Table 2.
Device features
Features
STM8L101xx
Flash
4 Kbytes of Flash program
memory
8 Kbytes of Flash program
memory including up to 2
Kbytes of Data EEPROM
RAM
1.5 Kbytes
Peripheral functions
Independent watchdog (IWDG), Auto-wakeup unit (AWU), Beep,
Serial peripheral interface (SPI), Inter-integrated circuit (I²C),
Universal synchronous / asynchronous receiver / transmitter
(USART),
2 comparators, Infrared (IR) interface
Timers
Two 16-bit timers, one 8-bit timer
Operating voltage
1.65 to 3.6 V
Operating temperature
-40 to +85 °C
-40 to +85 °C or
-40 to +125 °C
Packages
WFQFPN28 4x 4
UFQFPN20 3x3
TSSOP20 4.4 x 6.4
WFQFPN28 4x4
UFQFPN20 3x3
WFQFPN32
LQFP32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com