công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS4DDR32M72-8/XT bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Austin Semiconductor

tên linh kiện AS4DDR32M72-8/XT
Giải thích chi tiết về linh kiện  32Mx72 DDR SDRAM iNTEGRATED Plastic Encapsulated Microcircuit
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AUSTIN [Austin Semiconductor]
Trang chủ  http://www.austinsemiconductor.com
Logo AUSTIN - Austin Semiconductor

AS4DDR32M72-8/XT bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Austin Semiconductor

Back Button AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 11Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 12Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 13Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 14Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 15Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 16Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 17Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 18Page - Austin Semiconductor AS4DDR32M72-8/XT Datasheet HTML 19Page - Austin Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
iiiiiPEM
PEM
PEM
PEM
PEM
2.4G
2.4G
2.4G
2.4G
2.4Gb SDRAM-DDR
b SDRAM-DDR
b SDRAM-DDR
b SDRAM-DDR
b SDRAM-DDR
AS4DDR32M72PBG
AS4DDR32M72PBG
Rev. 1.2 06/09
Austin Semiconductor, Inc. reserves the right to change products or specifications without notice.
19
Austin Semiconductor, Inc.
DOCUMENT TITLE
32M x 72 DDR SDRAM Multi-Chip Packaged in a 32mm x 25mm - 219 PBGA
REVISION HISTORY
Rev #
History
Release Date
Status
1.0
RELEASE
March 2005
Preliminary
1.1
added configuration addressing table
September 2008
Preliminary
to page 1
1.2
Updated Order Chart
June 2009
Release
Changed from “Extended” to “Military” Temp



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com