| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EX128-CS100 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EX128-CS100 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Actel Corporation |
|
42 / 49 page ![]() eX Family FPGAs 2- 12 v4.3 180-Pin CSP Pin Number eX256 Function A1 I/O A2 I/O A3 GND A4 NC A5 NC A6 NC A7 NC A8 NC A9 NC A10 NC A11 NC A12 I/O A13 I/O A14 I/O B1 I/O B2 I/O B3 TCK, I/O B4 VCCI B5 I/O B6 I/O B7 VCCA B8 I/O B9 I/O B10 VCCI B11 I/O B12 I/O B13 I/O B14 I/O C1 I/O C2 TMS C3 I/O C4 I/O C5 I/O C6 I/O C7 PRA, I/O C8 CLKB C9 I/O C10 I/O C11 I/O C12 GND C13 I/O C14 I/O D1 I/O D2 I/O D3 TDI, I/O D4 I/O D5 I/O D6 I/O D7 CLKA D8 I/O D9 I/O D10 I/O D11 I/O D12 I/O D13 I/O D14 I/O E1 I/O E2 I/O E3 I/O E4 I/O E5 I/O E6 I/O E7 GND E8 I/O E9 GND E10 I/O E11 I/O E12 I/O E13 VCCI E14 I/O 180-Pin CSP Pin Number eX256 Function F1 I/O F2 I/O F3 VCCI F4 I/O F5 GND F10 GND F11 I/O F12* GND/LP* F13 VCCA F14 I/O G1 VCCA G2 I/O G3 I/O G4 I/O G5 I/O G10 GND G11 I/O G12 I/O G13 I/O G14 VCCA H1 I/O H2 I/O H3 TRST, I/O H4 I/O H5 GND H10 GND H11 I/O H12 I/O H13 I/O H14 I/O J1 I/O J2 GND J3 I/O J4 VCCI J5 GND 180-Pin CSP Pin Number eX256 Function J10 I/O J11 VCCI J12 VCCA J13 I/O J14 I/O K1 I/O K2 VCCA K3 I/O K4 VCCI K5 I/O K6 I/O K7 I/O K8 GND K9 I/O K10 GND K11 I/O K12 I/O K13 I/O K14 I/O L1 I/O L2 I/O L3 I/O L4 I/O L5 I/O L6 I/O L7 PRB, I/O L8 HCLK L9 I/O L10 I/O L11 I/O L12 TDO, I/O L13 I/O L14 I/O M1 I/O M2 I/O 180-Pin CSP Pin Number eX256 Function Note: *Please read the LP pin descriptions for restrictions on their use. |