| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
EX128-CS100 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EX128-CS100 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Actel Corporation |
|
37 / 49 page ![]() eX Family FPGAs v4.3 2-7 49-Pin CSP Pin Number eX64 Function eX128 Function A1 I/O I/O A2 I/O I/O A3 I/O I/O A4 I/O I/O A5 VCCA VCCA A6 I/O I/O A7 I/O I/O B1 TCK, I/O TCK, I/O B2 I/O I/O B3 I/O I/O B4 PRA, I/O PRA, I/O B5 CLKA CLKA B6 I/O I/O B7* GND/LP* GND/LP* C1 I/O I/O C2 TDI, I/O TDI, I/O C3 VCCI VCCI C4 GND GND C5 CLKB CLKB C6 VCCA VCCA C7 I/O I/O D1 I/O I/O D2 TMS TMS D3 GND GND D4 GND GND D5 VCCA VCCA D6 I/O I/O D7 I/O I/O E1 I/O I/O E2 TRST, I/O TRST, I/O E3 VCCI VCCI E4 GND GND E5 I/O I/O E6 I/O I/O E7 VCCI VCCI F1 I/O I/O F2 I/O I/O F3 I/O I/O F4 I/O I/O F5 HCLK HCLK F6 I/O I/O F7 TDO, I/O TDO, I/O G1 I/O I/O G2 I/O I/O G3 I/O I/O G4 PRB, I/O PRB, I/O G5 VCCA VCCA G6 I/O I/O G7 I/O I/O 49-Pin CSP Pin Number eX64 Function eX128 Function Note: *Please read the LP pin descriptions for restrictions on their use. |