| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SH7708 bảng dữ liệu(PDF) 513 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SH7708 bảng dữ liệu(HTML) 513 Page - Renesas Technology Corp |
|
513 / 633 page ![]() 495 Section 17 Electrical Characteristics (-SH7708R-) 17.1 Absolute Maximum Ratings Table 17.1 Absolute Maximum Ratings Item Symbol Ratings Units Power supply voltage VCC –0.3 to 4.6 V Input voltage Vin –0.3 to VCC + 0.3 V Operating temperature Topr –20 to 75 °C Storage temperature Tstr –55 to 125 °C Note: Operating the SH7708 Series above maximum ratings can damage or destroy it. |