công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 899 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 899 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 895Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 896Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 897Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 898Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 899Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 900Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 901Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 902Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 903Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 899 / 1038 page
background image
Section 23 Clock Pulse Generator
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 851 of 986
REJ09B0098-0300
Table 23.2
Crystal Resonator Parameters
Frequency (MHz)
4
8
10
12
16
20
R
S (max) (Ω)
120
80
70
60
50
40
C
0 (max) (pF)
7
7
7
7
7
7
23.1.2
External Clock Input Method
Figure 23.4 shows a typical method of inputting an external clock signal. To leave the XTAL pin
open, incidental capacitance should be 10 pF or less. To input an inverted clock to the XTAL pin,
the external clock should be set to high in standby mode, subactive mode, subsleep mode, and
watch mode. External clock input conditions are shown in table 23.3. The frequency of the
external clock should be the same as that of the system clock (
φ).
EXTAL
XTAL
EXTAL
XTAL
External clock input
Open
(a) Example of external clock input when XTAL pin is left open
External clock input
(b) Example of external clock input when an inverted clock is input to XTAL pin
Figure 23.4 Example of External Clock Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com