công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 794 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 794 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 790Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 797Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 798Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 794 / 1038 page
background image
Section 21 Flash Memory (0.18-
µm F-ZTAT Version)
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 746 of 986
REJ09B0098-0300
21.3.1
Programming/Erasing Interface Registers
The programming/erasing interface registers are all 8-bit registers that can be accessed in bytes.
These registers are initialized at a reset or in hardware standby mode.
• Flash Code Control Status Register (FCCS)
FCCS is configured by bits which request monitoring of the FWE pin state and error
occurrence during programming or erasing flash memory, and the download of an on-chip
program.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
FWE
1/0
R
Flash Program Enable
Monitors the signal level input to the FWE pin.
0: A low level signal is input to the FWE pin.
(Hardware protection state)
1: A high level signal is input to the FWE pin.
6, 5
All 0
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com