công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2114R bảng dữ liệu(PDF) 549 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2114R
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1038 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2114R bảng dữ liệu(HTML) 549 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2114R Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2114R Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 549 / 1038 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface (SCI, IrDA)
Rev. 3.00 Jul. 14, 2005 Page 501 of 986
REJ09B0098-0300
TE bit
SCK
output pin
TxD
output pin
Port
input/output
Port input/output
Port
input/output
Start
Stop
High output
High output
Transmission start
Transmission end
Transition to
software standby
mode
Software standby
mode cancelled
SCI TxD output
Port
Port
SCI
TxD output
Figure 15.37 Pin States during Transmission in Asynchronous Mode (Internal Clock)
TE bit
SCK
output pin
TxD
output pin
Port input/output
Port
input/output
Port
input/output
High output*
Marking output
Transmission start
Transmission end
Transition to
software standby
mode
Software standby
mode cancelled
SCI TxD output
Port
Port
SCI
TxD output
Last TxD bit retained
Note: Initialized in software standby mode
Figure 15.38 Pin States during Transmission in Clocked Synchronous Mode
(Internal Clock)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com