công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20203 bảng dữ liệu(PDF) 785 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20203
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20203 bảng dữ liệu(HTML) 785 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20203 Datasheet HTML 781Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 782Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 783Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 784Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 785Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 786Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 787Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 788Page - Renesas Technology Corp H8S/20203 Datasheet HTML 789Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 785 / 992 page
background image
Section 21 I
2C Bus Interface 2 (IIC2)
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 759 of 962
REJ09B0465-0100
21.3.7
Noise Filter Circuit
The signal state on the SCL and SDA pins are internally latched via the noise filter circuit. Figure
21.16 shows a block diagram of the noise filter circuit.
The noise filter consists of two cascaded latches and a match detector. The SCL (or SDA) input
signal is sampled on the system clock. When both outputs of the latches match, its level is output
to other blocks by the match detector circuit. If they do not match, the previous value is held.
C
Q
D
Match detector
circuit
Internal
SCL or SDA
signal
SCL or SDA
input signal
Sampling
clock
Sampling clock
System clock
cycle
Latch
Latch
C
Q
D
Figure 21.16 Block Diagram of Noise Filter Circuit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com