công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 1169 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 1169 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 1165Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1166Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1167Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1168Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1169Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1170Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1171Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1172Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 1173Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1169 / 1250 page
background image
Section 31 Electrical Characteristics
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 1121 of 1198
REJ09B0403-0200
Item
Symbol Min.
Typ. Max.
Unit
Test
Conditions
RES, STBY, NMI, FWE, MD2,
MD1
–0.3
VCC × 0.1
–0.3
VCC × 0.1
f > 25 MHz
EXTAL
–0.3
VCC × 0.2
f
≤ 25 MHz
Port 7
–0.3
AVCC × 0.2
CLKRUN, GA20, PME, LSMI,
LSCI, SERIRQ, LAD3 to LAD0,
LPCPD, LCLK, LRESET,
LFRAME
(3)
–0.3
VCC × 0.3
RM_REF-CLK, RM_CRS-DV,
RM_RXD0, RM_RXD1,
RM_RX-ER
–0.3
0.8
Input
low
voltage
Input pins other than (1) and (3)
above
V
IL
–0.3
VCC × 0.2
SCL5 to SCL0, SDA5 to SDA0,
CLKRUN, GA20, PME, LSMI,
LSCI*
2
V
Ports 80 to 83 , C0 to C5,
D6, D7*
3
0.5
I
OH = –200 µA
SERIRQ, LAD3 to LAD0
VCC × 0.9
I
OH = –0.5 mA
RM_TX-EN, RM_TXD0,
RM_TXD1
(4)
2.4
I
OH = –4.0 mA
VCC –0.5
I
OH = –200 µA
Output
high
voltage
Output pins other than (4) above
V
OH
VCC –1.0
I
OH = –1 mA
0.5
I
OL = 8 mA
SCL5 to SCL0, SDA5 to SDA0
0.4
I
OL = 3 mA
CLKRUN, GA20, PME, LSMI,
LSCI, SERIRQ, LAD3 to LAD0
(5)
VCC × 0.1
I
OL = 1.5 mA
RM_TX-EN, RM_TXD0,
RM_TXD1
0.4
I
OH = 4.0 mA
Output pins other than (5)
above
0.4
I
OL = 1.6 mA
Output
low
voltage
HC7 to HC0
V
OL
1.0
I
OL = 12 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com