công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 760 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 760 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 756Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 757Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 758Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 759Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 760Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 761Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 762Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 763Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 764Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 760 / 1250 page
background image
Section 19 LPC Interface (LPC)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 712 of 1198
REJ09B0403-0200
19.3.19
SCIF Address Register (SCIFADRH, SCIFADRL)
SCIFADR sets the host address for the SCIF. Do not change the contents of SCIFADR while the
SCIF is operating (i.e. while SCIFE is set to 1).
• SCIFADRH
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
0
R/W
6
0
R/W
5
0
R/W
4
0
R/W
3
0
R/W
2
0
R/W
1
1
R/W
0
1
R/W
SCIF Address 15 to 8
These bits set the host address for the SCIF.
• SCIFADRL
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
Slave Host
Description
7
1
R/W
6
1
R/W
5
1
R/W
4
1
R/W
3
1
R/W
2
0
R/W
1
0
R/W
0
0
R/W
SCIF Address 7 to 0
These bits set the host address for the SCIF.
Note:
When the SCIF is in use, SCIFADR must be set to an address that is different from those
for LPC channels 1, 2, and 3.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com