công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 647 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 647 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 643Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 644Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 645Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 646Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 647Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 648Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 649Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 650Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 651Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 647 / 1250 page
background image
Section 18 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 599 of 1198
REJ09B0403-0200
Table 18.3
I
2C bus Transfer Rate (2)
• TCSS = 1
STCR/
ICMR
IICX3
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Transfer Rate
IICXn
CKS2
CKS1
CKS0
Clock
φ = 20 MHz
φ = 25 MHz
φ = 34 MHz
0
0
0
0
φ/56
357.1 kHz
446.4 kHz*
607.1 kHz*
1
φ/80
250.0 kHz
312.5 kHz
425.0 kHz*
1
0
φ/96
208.3 kHz
260.4 kHz
345.2 kHz
1
φ/128
156.3 kHz
195.3 kHz
265.6 kHz
1
0
0
φ/160
125.0 kHz
156.3 kHz
212.5 kHz
1
φ/200
100.0 kHz
125.0 kHz
170.0 kHz
1
0
φ/224
89.3 kHz
111.6 kHz
151.8 kHz
1
φ/256
78.1 kHz
97.7 kHz
132.8 kHz
1
0
0
0
φ/112
178.6 kHz
223.2 kHz
303.6 kHz
1
φ/160
125.0 kHz
156.3 kHz
212.5 kHz
1
0
φ/190
104.2 kHz
130.2 kHz
177.1 kHz
1
φ/256
78.1 kHz
97.7 kHz
132.8 kHz
1
0
0
φ/320
62.5 kHz
78.1 kHz
106.3 kHz
1
φ/400
50.0 kHz
62.5 kHz
85.0 kHz
1
0
φ/448
44.6 kHz
55.8 kHz
75.9 kHz
1
φ/512
39.1 kHz
48.8 kHz
66.4 kHz
Note:
*
The correct operation cannot be guaranteed since the value is outside the I
2C bus
interface specifications (high-speed mode: max. 400 kHz).
(n = 0 to 5)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com