công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 576 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 576 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 572Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 573Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 574Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 575Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 576Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 577Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 578Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 579Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 580Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 576 / 1250 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface with FIFO (SCIF)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 528 of 1198
REJ09B0403-0200
15.4
Operation
15.4.1
Baud Rate
The SCIF includes a baud rate generator and can set the desired baud rate using registers FDLH,
FDLL, and the CKSEL bit in SCIFCR. Table 15.5 shows an example of baud rate settings.
Table 15.5
Example of Baud Rate Settings
00
01
CKSEL1,
CKSEL0
LCLK
(33 MHz) divided by 18
System Clock
(34 MHz) divided by 11
Baud rate
FDLH, FDLL
(Hex)
Error (%)
FDLH, FDLL
(Hex)
Error (%)
50
0900
-0.54%
H'0F18
-0.01%
75
0600
-0.54%
H'0A10
-0.01%
110
0417
-0.51%
H'06DC
0.01%
300
0180
-0.54%
H'0284
-0.01%
600
00C0
-0.54%
H'0142
-0.01%
1200
0060
-0.54%
H'00A1
-0.01%
1800
0040
-0.54%
H'006B
0.30%
2400
0030
-0.54%
H'0050
0.62%
4800
0018
-0.54%
H'0028
0.62%
9600
000C
-0.54%
H'0014
0.62%
14400
0008
-0.54%
H'000D
19200
0006
-0.54%
H'000A
0.62%
38400
0003
-0.54%
H'0005
0.62%
57600
0002
-0.54%
H'0003
115200
0001
-0.54%
H'0002



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com