công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2472 bảng dữ liệu(PDF) 545 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2472
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1250 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2472 bảng dữ liệu(HTML) 545 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2472 Datasheet HTML 541Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 542Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2472 Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 545 / 1250 page
background image
Section 13 Serial Communication Interface (SCI)
Rev. 2.00 Aug. 20, 2008 Page 497 of 1198
REJ09B0403-0200
13.9.8
Notes on Switching from SCK Pins to Port Pins
When SCK pins are switched to port pins after transmission has completed, pins are enabled for
port output after outputting a low pulse of half a cycle as shown in figure 13.38.
SCK/Port
CKE0
CKE1
C/
A
TE
Data
1. Transmission end
2. TE = 0
3. C/
A = 0
4. Low pulse output
Bit 6
Bit 7
Low pulse of half a cycle
Figure 13.38 Switching from SCK Pins to Port Pins
To prevent the low pulse output that is generated when switching the SCK pins to the port pins,
specify the SCK pins for input (pull up the SCK/port pins externally), and follow the procedure
below with DDR = 1, DR = 1, C/
A = 1, CKE1 = 0, CKE1 = 0, and TE = 1.
1. End serial data transmission
2. TE bit = 0
3. CKE1 bit = 1
4. C/
A bit = 0 (switch to port output)
5. CKE1 bit = 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com