công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HD64F2138AV bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện HD64F2138AV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Renesas 16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family/H8S/2100 Series
PDF  1061 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

HD64F2138AV bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button HD64F2138AV Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp HD64F2138AV Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 1061 page
background image
Rev. 4.00 Jun 06, 2006 page viii of liv
Item
Page
Revision (See Manual for Details)
9.3.1 Correspondence
between PWM Data
Register Contents and
Output Waveform
Table 9.4 Duty Cycle
of Basic Pulse
251
Table amended
01234567 8 9 A B C D E F 0
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
Upper 4 Bits
Basic Pulse Waveform (Internal)
..
.
10.1.3 Pin configuration
Table 10.1 Input and
Output Pins
255
Channel deleted
12.1 Overview
305
Description amended
The H8S/2138 Series also has two similar 8-bit timer channels
(TMRX and TMRY). These channels can be used in a
connected configuration using the timer connection function.
TMRX and TMRY have greater input/output and interrupt
function related restrictions than TMR0 and TMR1.
TMRX has a built-in H8S/2138, but does not have a built-in
H8S/2134.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com