công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 990 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 990 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 986Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 987Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 988Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 989Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 990Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 991Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 992Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 993Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 994Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 990 / 1024 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 964 of 994
REJ09B0452-0100
28.3.1
Clock Timing
Table 28.5 shows the clock timing. The clock timing specified here covers clock output (
φ) and
clock pulse generator (crystal) and external clock input (EXTAL pin) oscillation stabilization
times. For details of external clock input (EXTAL pin and EXCL pin) timing, see section 25,
Clock Pulse Generator.
Table 28.5
Clock Timing
Condition A:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 8 MHz to 10 MHz
Condition B:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 10 MHz to 20 MHz
Condition A
Condition B
Item
Symbol
Min.
Max.
Min.
Max.
Unit
Reference
Clock cycle time
t
cyc
100
125
50
100
Clock high pulse width
t
CH
30
20
Clock low pulse width
t
CL
30
20
Clock rise time
t
Cr
20
5
Clock fall time
t
Cf
20
5
ns
Figure 28.4
Reset oscillation stabilization (crystal)
t
OSC1
20
20
Figure 28.5
Software standby oscillation
stabilization time (crystal)
t
OSC2
8
8
ms
Figure 28.6
External clock output stabilization delay
time
t
DEXT
500
500
µs
Figure 28.5
tCr
tCL
tCf
tCH
tcyc
φ
Figure 28.4 System Clock Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com