công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 992 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 992 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 988Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 989Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 990Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 991Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 992Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 993Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 994Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 995Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 992 / 1024 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 966 of 994
REJ09B0452-0100
28.3.2
Control Signal Timing
Table 28.6 shows the control signal timing. Only external interrupts NMI, IRQ0 to IRQ15, KIN0
to KIN15, WUE8 to WUE15, and KBCA to KBCD can be operated based on the subclock (
φ =
32.768 kHz).
Table 28.6
Control Signal Timing
Conditions:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 32.768 kHz, 8 MHz to maximum operating
frequency
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES setup time
t
RESS
200
ns
RES pulse width
t
RESW
20
t
cyc
Figure 28.7
NMI setup time
t
NMIS
150
NMI hold time
t
NMIH
10
NMI pulse width
(exiting software standby mode)
t
NMIW
200
IRQ setup time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE8)
t
IRQS
150
IRQ hold time
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE8)
t
IRQH
10
IRQ pulse width
(
IRQ15 to IRQ0, KIN15 to KIN0,
WUE15 to WUE8)
(exiting software standby mode)
t
IRQW
200
ns
Figure 28.8
tRESW
tRESS
φ
tRESS
RES
Figure 28.7 Reset Input Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com