công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 995 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 995 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 991Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 992Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 993Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 994Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 995Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 996Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 997Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 998Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 999Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 995 / 1024 page
background image
Section 28 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 969 of 994
REJ09B0452-0100
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
Input clock rise time
t
SCKr
1.5
Input clock fall time
t
SCKf
1.5
t
cyc
Figure 28.20
Transmit data delay time (synchronous)
t
TXD
50
Receive data setup time (synchronous)
t
RXS
50
SCI
Receive data hold time (synchronous)
t
RXH
50
ns
Figure 28.21
FSI
Clock cycle
t
CYC
30
ns
Figure 28.22
Clock pulse width (high)
t
CKH
13
Clock pulse width (low)
t
CKL
13
SS signal rise delay time
t
SSH
12
SS signal fall delay time
t
SSL
12
Transmit signal delay time
t
TXD
12
Receive signal setup time
t
RXS
5
Receive signal hold time
t
RXH
5
Notes: 1. Applied only for the peripheral modules that are available during subclock operation.
2.
Other than P52, P97, P86, P42, port A, port G, and port I.
φ
Ports 1 to 9
and A to J (read)
tPRS
T1
T2
tPWD
tPRH
Ports 1 to 6, 8, 9,
A to D and F to J
(write)
Figure 28.9 I/O Port Input/Output Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com