công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 869 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 869 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 866Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 867Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 868Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 869Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 870Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 871Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 872Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 873Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 869 / 1024 page
background image
Section 26 Power-Down Modes
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 843 of 994
REJ09B0452-0100
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
2
1
0
SCK2
SCK1
SCK0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
System Clock Select 2 to 0
These bits select a clock for the bus master in high-
speed mode or medium-speed mode.
When making a transition to watch mode, these bits
must be cleared to B'000.
000: High-speed mode
001: Medium-speed clock:
φ/2
010: Medium-speed clock:
φ/4
011: Medium-speed clock:
φ/8
100: Medium-speed clock:
φ/16
101: Medium-speed clock:
φ/32
11X: Setting prohibited
[Legend]
X:
Don’t care
Table 26.2
Operating Frequency and Wait Time
STS2 STS1 STS0 Wait Time
20 MHz
10 MHz
8 MHz
Unit
0
0
0
8192 states
0.4
0.8
1.0
0
0
1
16384 states
0.8
1.6
2.0
0
1
0
32768 states
1.6
3.3
4.1
0
1
1
65536 states
3.3
6.6
8.2
1
0
0
131072 states
6.6
13.1
16.4
1
0
1
262144 states
13.1
26.2
32.8
ms
1
1
0/1
Reserved*
Recommended specification
Note:
*
Setting prohibited.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com