công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 872 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 872 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 868Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 869Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 870Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 871Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 872Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 873Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 874Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 875Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 876Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 872 / 1024 page
background image
Section 26 Power-Down Modes
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 846 of 994
REJ09B0452-0100
• MSTPCRA
Bit
Bit Name Initial Value R/W
Corresponding Module
7
MSTPA7
1
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.
6
MSTPA6
1
R/W
Duty period measurement timer_0 (TDP_0)
5
MSTPA5
1
R/W
Duty period measurement timer_1 (TDP_1)
4
MSTPA4
1
R/W
Duty period measurement timer_2 (TDP_2)
3
MSTPA3
1
R/W
CIR interface (CIR)
2
MSTPA2
1
R/W
FSI interface (FSI)*
1
MSTPA1
0
R/W
14-bit PWM timer (PWMX)
0
MSTPA0
0
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.
Note:
*
Before accessing registers of the FSI interface, clear bit 0 in MSTPCRL (MSTP0) and
bit 2 in MSTPCRA (MSTPA2) to 0.
• MSTPCRB
Bit
Bit Name Initial Value R/W
Corresponding Module
7
MSTPB7
1
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.
6
MSTPB6
1
R/W
Reserved
The initial value should not be changed.
5
MSTPB5
1
R/W
Keyboard buffer control unit_3 (PS2_3)
4
MSTPB4
1
R/W
I
2C bus interface_2 (IIC_2)
3
MSTPB3
1
R/W
Serial communication interface with FIFO (SCIF)
2
MSTPB2
1
R/W
Cycle measurement timer_2 (TCM_2)
Cycle measurement timer_3 (TCM_3)
1
MSTPB1
1
R/W
Cycle measurement timer_0 (TCM_0)
Cycle measurement timer_1 (TCM_1)
0
MSTPB0
1
R/W
8-bit PWMU timer_A (TWMU_A)
8-bit PWMU timer_B (TWMU_B)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com