công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 315 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 315 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 311Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 312Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 313Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 314Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 315Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 316Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 317Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 318Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 319Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 315 / 984 page
background image
Section 10 16-Bit Timer Pulse Unit (TPU)
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 289 of 954
REJ09B0462-0100
10.8.12
Multiplexing of I/O Pins
In this LSI, the TCLKA input pin is multiplexed with the TIOCC0 I/O pin, the TCLKB input pin
with the TIOCD0 I/O pin, the TCLKC input pin with the TIOCB1 I/O pin, and the TCLKD input
pin with the TIOCB2 I/O pin. When an external clock is input, compare match output should not
be performed from a multiplexed pin.
10.8.13
Module Stop Mode Setting
TPU operation can be enabled or disabled by the module stop control register. In the initial state,
TPU operation is disabled. Access to TPU registers is enabled when module stop mode is
cancelled. For details, see section 26, Power-Down Modes.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com