công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 140 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 140 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 136Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 137Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 138Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 139Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 140Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 141Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 142Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 143Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 144Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 140 / 984 page
background image
Section 6 Interrupt Controller
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 114 of 954
REJ09B0462-0100
Figure 6.2 shows the relation between the IRQ7 and IRQ6 interrupts, KMIMRA and KMIMRB in
H8S/2140B Group compatible vector mode. The relation in extended vector mode is shown in
figure 6.3.
KMIMR0 (Initial value of 1)
KMIMR5 (Initial value of 1)
KMIMR6 (Initial value of 0)
KMIMR7 (Initial value of 1)
P60/
KIN0
P65/
KIN5
P66/
KIN6/IRQ6
P67/
KIN7/IRQ7
KMIMR8 (Initial value of 1)
PA0/
KIN8
KMIMR9 (Initial value of 1)
PA1/
KIN9
KMIMR15 (Initial value of 1)
PA7/
KIN15
IRQ6 interrupt
IRQ7 interrupt
IRQ6 internal
signal
Edge-level selection
enable/disable
circuit
PH1/
ExIRQ7
ISS7
IRQ7 internal
signal
Edge-level selection
enable/disable
circuit
Note: The ISS7 bit is an external interrupt pin switch bit. For details, see section 6.3.7,
IRQ Sense Port Select Registers 16 (ISSR16) IRQ Sense Port Select Registers (ISSR).
Figure 6.2 Relation between IRQ7/IRQ6 Interrupts and KIN15 to KIN0 Interrupts,
KMIMRA, and KMIMRB
(H8S/2140B Group Compatible Vector Mode: EIVS = 0)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com