công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 345 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 345 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 341Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 342Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 343Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 344Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 345Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 346Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 347Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 348Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 349Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 345 / 984 page
background image
Section 12 8-Bit Timer (TMR)
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 319 of 954
REJ09B0462-0100
12.3
Register Descriptions
The TMR has the following registers. For details on the serial timer control register, see section
3.2.3, Serial Timer Control Register (STCR).
Table 12.2
Register Configuration
Channel
Register Name
Abbreviation R/W
Initial
Value
Address
Data
Bus
Width
Timer counter_0
TCNT_0
R/W
H'00
H'FFD0
16
Time constant register A_0
TCORA_0
R/W
H'FF
H'FFCC
16
Time constant register B_0
TCORB_0
R/W
H'FF
H'FFCE
16
Timer control register_0
TCR_0
R/W
H'00
H'FFC8
8
Channel 0
Timer control/status register_0
TCSR_0
R/W
H'00
H'FFCA
8
Timer counter_1
TCNT_1
R/W
H'00
H'FFD1
16
Time constant register A_1
TCORA_1
R/W
H'FF
H'FFCD
16
Time constant register B_1
TCORB_1
R/W
H'FF
H'FFCF
16
Timer control register_1
TCR_1
R/W
H'00
H'FFC9
8
Channel 1
Timer control/status register_1
TCSR_1
R/W
H'10
H'FFCB
8
Timer counter_Y
TCNT_Y
R/W
H'00
H'FFF4
H'FECC
8
Time constant register A_Y
TCORA_Y
R/W
H'FF
H'FFF2
H'FECA
8
Time constant register B_Y
TCORB_Y
R/W
H'FF
H'FFF3
H'FECB
8
Timer control register_Y
TCR_Y
R/W
H'00
H'FFF0
H'FEC8
8
Timer control/status register_Y TCSR_Y
R/W
H'00
H'FFF1
H'FEC9
8
Channel Y
Timer connection register S
TCONRS
R/W
H'00
H'FFFE
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com