công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 751 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 751 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 747Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 748Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 749Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 750Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 751Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 752Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 753Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 754Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 755Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 751 / 894 page
background image
Section 23 Clock Pulse Generator
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 727 of 866
REJ09B0451-0100
Table 23.2
Crystal Resonator Parameters
Frequency (MHz)
8
10
12
16
20
25
R
S (max) (Ω)
80
70
60
50
40
30
C
0 (max) (pF)
7
23.1.2
External Clock Input Method
Figure 23.4 shows a typical method of inputting an external clock signal. To leave the XTAL pin
open, incidental capacitance should be 10 pF or less. To input an inverted clock to the XTAL pin,
the external clock should be set to high in standby mode or watch mode. External clock input
conditions are shown in table 23.3. The frequency of the external clock should be the same as that
of the system clock (
φ).
EXTAL
XTAL
EXTAL
XTAL
External clock input
Open
(a) Example of external clock input when XTAL pin is left open
External clock input
(b) Example of external clock input when an inverted clock is input to XTAL pin
Figure 23.4 Example of External Clock Input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com