| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LFSC bảng dữ liệu(PDF) 217 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LFSC bảng dữ liệu(HTML) 217 Page - Lattice Semiconductor |
|
217 / 237 page ![]() 4-143 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeSC/M Family Data Sheet V21 VCC - VCC - V22 VCC - VCC - V23 VCC - VCC - V25 VCC - VCC - V27 VCC - VCC - W17 VCC - VCC - W19 VCC - VCC - W21 VCC - VCC - W22 VCC - VCC - W24 VCC - VCC - W26 VCC - VCC - Y16 VCC - VCC - Y18 VCC - VCC - Y20 VCC - VCC - Y23 VCC - VCC - Y25 VCC - VCC - Y27 VCC - VCC - AG22 VCC12 - VCC12 - AG26 VCC12 - VCC12 - T17 VCC12 - VCC12 - T21 VCC12 - VCC12 - T22 VCC12 - VCC12 - T26 VCC12 - VCC12 - U16 VCC12 - VCC12 - U27 VCC12 - VCC12 - AC15 VCCAUX - VCCAUX - AC28 VCCAUX - VCCAUX - AD15 VCCAUX - VCCAUX - AD28 VCCAUX - VCCAUX - AE15 VCCAUX - VCCAUX - AE28 VCCAUX - VCCAUX - AF15 VCCAUX - VCCAUX - AF28 VCCAUX - VCCAUX - AG15 VCCAUX - VCCAUX - AG28 VCCAUX - VCCAUX - AH14 VCCAUX - VCCAUX - AH16 VCCAUX - VCCAUX - AH17 VCCAUX - VCCAUX - AH18 VCCAUX - VCCAUX - AH19 VCCAUX - VCCAUX - AH20 VCCAUX - VCCAUX - AH23 VCCAUX - VCCAUX - AH24 VCCAUX - VCCAUX - AH25 VCCAUX - VCCAUX - AH26 VCCAUX - VCCAUX - LFSC/M80, LFSC/M115 Logic Signal Connections: 1704 fcBGA 1, 2 (Cont.) Ball Number LFSC/M80 LFSC/M115 Ball Function VCCIO Bank Dual Function Ball Function VCCIO Bank Dual Function |