công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA7513T bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDA7513T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single chip FM/AM tuner with stereo decoder and audio processor
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7513T bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button TDA7513T Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 84 page
background image
Electrical characteristcs
TDA7513T
26/84
2.6
Multipath and quality detectors
Table 27.
Multipath and quality detectors
Symbol
Parameter
Test condition
Min. Typ. Max. Unit
fCMP
Center Frequency of
Multipath Bandpass
Stereodecoder locked on Pilottone
19
kHz
GBPMP Bandpass Gain
bits D2, D1 configuration byte = 00
6
dB
bits D2, D1 configuration byte = 10
12
dB
bits D2, D1 configuration byte = 01
16
dB
bits D2, D1 configuration byte = 11
18
dB
GRECT
MP
Rectifier Gain
bits D7, D6 configuration byte = 00
7.6
dB
bits D7, D6 configuration byte = 01
4.6
dB
bits D7, D6 configuration byte = 10
0
dB
bits D7, D6 configuration byte = 11
off
ICHMP
Rectifier Charge Current
bit D5 configuration byte = 0
0.5
μA
bit D5 configuration byte = 1
1
μA
IDISMP Rectifier Discharge Current
0.5
1
1.5
mA
A
Multipath Influence Factor
Addr. 12 / Bit 5+6
00
0.7
dB
01
0.85
dB
10
1
dB
11
1.15
dB
B
Noise Influence Factor
Addr. 16 / Bit 1+2
00
15
dB
01
12
dB
10
9
dB
11
6
dB



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com