công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA7513T bảng dữ liệu(PDF) 81 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện TDA7513T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single chip FM/AM tuner with stereo decoder and audio processor
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TDA7513T bảng dữ liệu(HTML) 81 Page - STMicroelectronics

Back Button TDA7513T Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics TDA7513T Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 84 page
background image
TDA7513T
Software specifications
81/84
0
1
1
1
1
0dB
1
1
1
1
1
0dB
1
1
1
1
0
1dB
-
-
----
-
1
0
0
0
1
14dB
1
0
0
0
0
15dB
Mid filter center frequency
0
0
500Hz
01
1.0KHz
10
1.5KHz
11
2.0KHz
Mid filter Q factor
0
1.0
1
2.0
Table 85.
Subaddress 18: Stereo blend
MSB
LSB
Function
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
VSBL
0
0
0
VSBL at 29% REF 5V
0
0
1
VSBL at 33% REF 5V
0
1
0
VSBL at 38% REF 5V
0
1
1
VSBL at 42% REF 5V
1
0
0
VSBL at 46% REF 5V
1
0
1
VSBL at 29% REF 5V
1
1
0
VSBL at 50% REF 5V
-
1
1
0
VSBL at 54% REF 5V
1
1
1
VSBL at 58% REF 5V
Table 84.
Subaddress 17: Mid (continued)
MSB
LSB
Function
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com