| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST62T01C bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST62T01C bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 70 page ![]() 36/70 ST62T00C/T01C ST62T03C/E01C I/O PORTS (Cont’d) Table 10. I/O Port Option Selections Note 1. Provided the correct configuration has been selected. MODE AVAILABLE ON(1) SCHEMATIC Input PA1-PA3 PB0,PB1,PB3,PB5-PB7 Input with pull up PA1-PA3 PB0,PB1,PB3,PB5-PB7 Input with pull up with interrupt PA1-PA3 PB0,PB1,PB3,PB5-PB7 Analog Input PB3,PB5-PB7 (Except ST62T03C) Open drain output 5mA Open drain output 20mA PB0,PB1,PB3,PB5-PB7 PA1-PA3 Push-pull output 5mA Push-pull output 20mA PB0,PB1,PB3,PB5-PB7 PA1-PA3 Data in Interrupt Data in Interrupt Data in Interrupt Data out ADC Data out 36 |